Part Number Hot Search : 
N4148 CY16B 1121AI SMBJ130A 1N6050 3CX800A7 MSG10407 NTF2955
Product Description
Full Text Search
 

To Download NTE2312 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 NTE2312 Silicon NPN Transistor High Voltage, High Speed Switch
Description: The NTE2312 is a silicon NPN transistor in a TO220 type package designed for high-voltage, high- speed power switching inductive circuits where fall time is critical. This device is particularly suited for 115V and 220V switch-mode applications such as switching regulators, inverters, motor controls, solenoid/relay drivers, and deflection circuits. Absolute Maximum Ratings: Collector-Emitter Voltage, VCEO(sus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400V Collector-Emitter Voltage, VCEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700V Emitter-Base Voltage, VEBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9V Collector Current, IC Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8A Peak (Note 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16A Base Current, IB Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4A Peak (Note 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8A Emitter Current, IE Continuous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12A Peak (Note 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24A Total Power Dissipation (TA = +25C), PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2W Derate Above 25C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16mW/C Total Power Dissipation (TC = +25C), PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80W Derate Above 25C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640mW/C Operating Junction Temperature Range, TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -65 to +150C Storage Temperature Range, Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -65 to +150C Thermal Resistance, Junction-to-Case, RthJC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.56C/W Thermal Resistance, Junction-to-Ambient, RthJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.5C/W Lead Temperature (During Soldering, 1/8" from case, 5sec), TL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +275C Note 1. Pulse Test: Pulse Width = 5ms, Duty Cycle 10%.
Electrical Characteristics: (TC = +25C unless otherwise specified)
Parameter OFF Characteristics (Note 2) Collector-Emitter Sustaining Voltage Collector Cutoff Current VCEO(sus) IC = 10mA, IB = 0 ICEV VCEV = 700V, VBE(off) = 1.5V VCEV = 700V, VBE(off) = 1.5V, TC = +100C Emitter Cutoff Current ON Characteristics (Note 2) DC Current Gain hFE VCE(sat) IC = 2A, VCE = 5V IC = 5A, VCE = 5V Collector-Emitter Saturation Voltage IC = 2A, IB = 0.4A IC = 5A, IB = 1A IC = 8A, IB = 2A IC = 5A, IB = 1A, TC = +100C Base-Emitter Saturation Voltage VBE(sat) IC = 2A, IB = 0.4A IC = 5A, IB = 1A IC = 5A, IB = 1A, TC = +100C Dynamic Characteristics Current-Gain Bandwidth Product Output Capacitance fT Cob td tr ts tf tsv tc IC = 5A, Vclamp = 300V, IB1 = 1A, VBE(off) = 5V, TC = +100C IC = 500mA, VCE = 10V, f = 1MHz VCB = -10V, IE = 0, f = 0.1MHz VCC = 125V, IC = 5A, IB1 = IB2 = 1A, tp = 25s, Duty Cycle 1% 4 - - 110 - - MHz pF s s s s s s 8 5 - - - - - - - - - - - - - - - - 60 30 1 2 3 3 1.2 1.6 1.5 V V V V V V V IEBO VEB = 9V, Ic = 0 400 - - - - - - - - 1 5 1 V mA mA mA Symbol Test Conditions Min Typ Max Unit
Switching Characteristics (Resistive Load) Delay Time Rise Time Storage Time Fall Time - - - - 0.05 0.8 1.0 0.15 0.1 1.5 3.0 0.7
Switching Characteristics (Inductive Load), Clamped Voltage Storage Time Crossover Time - - 0.86 0.14 2.3 0.7
Note 2. Pulse Test: Pulse Width = 300s, Duty Cycle = 2%.
.420 (10.67) Max
.110 (2.79)
.147 (3.75) Dia Max
.500 (12.7) Max
.250 (6.35) Max .500 (12.7) Min .070 (1.78) Max
Base .100 (2.54)
Emitter Collector/Tab


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of NTE2312

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X